データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



ADJUSTABLE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'ADJUSTABLE' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Harris Corporation
CA723 Datasheet pdf image
104Kb/8P
Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors

1


1



ADJUSTABLE とは


電子コンポーネントで調整可能とは、電気値または操作を調整する機能を意味します。

たとえば、可変電圧レギュレータは、入力電圧を調整することにより出力電圧を調節できます。

これらのレギュレーターは、電子コンポーネントでよく使用され、電子回路の設計と製造に重要な役割を果たします。電圧または電流を正確に制御できるためです。

また、さまざまな調整機能を備えた電子コンポーネントがあります。

たとえば、照明制御用のLEDドライバーは、明るさ、色、効果などを調整できます。

また、オーディオイコライザーはサウンドのピッチを調整できます。

そのため、電子部品の調整可能な機能を備えた部品は、さまざまな電子回路の設計と製造に使用され、電子デバイスの機能の拡大と改善に重要な役割を果たします。