データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



CONSTANT データシート, PDF

検索されたキーワード : 'CONSTANT' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Anpec Electronics Corop...
APA2018 Datasheet pdf image
276Kb/19P
3.6W Constant Output Power Class-D Audio Amplifier

1


1



CONSTANT とは


電子コンポーネントでは、「定数」とは、定数を表す定数を意味します。定数はプログラミングまたは電子回路設計で使用され、変化しない値を表します。変数とは異なり、定数はその値を変更することはできず、主にプログラムの実行中に変化しない値を回避または回路の固定値を表すために使用されます。

電子コンポーネントでは、「定数」はさまざまな意味で使用できます。いくつかの例は次のとおりです。

数値定数:電子回路の数値を表す定数として使用できます。たとえば、電圧、抵抗の値などを表す抵抗定数などに使用される電圧定数。これらの定数は、回路動作の安定性を維持し、成分または回路の動作を制御するために使用されます。

時定数:一部の電子コンポーネントと回路は、時間関連定数を使用します。たとえば、RC回路では、RC時定数を使用して充電時間または排出時間を制御できます。これらの時間定数は、回路の動作速度または応答時間を調節するために使用されます。

プログラミング定数:ソフトウェア開発でも、「定数」は定数を示すキーワードとして使用されます。定数は、プログラムの実行中に変更されない値を定義し、プログラムのロジックまたは計算で使用されます。これらのプログラミング定数は、多くの場合、通常の変数と区別するために大文字になります。

「定数」とは、電子コンポーネントの定数値を表す定数を意味します。電子回路の動作を制御するために使用されるか、電圧、電流、抵抗などの数値または定数としての時間に関連する値などの数値値を使用して、プログラムで固定値を表現するために使用されます。