データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



ENHANCED データシート, PDF

検索されたキーワード : 'ENHANCED' - 結果は: 5 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Asahi Kasei Microsystem...
AK5351 Datasheet pdf image
174Kb/19P
Enhanced Dual bit 20bit ADC
AK5392 Datasheet pdf image
171Kb/19P
Enhanced Dual Bit 24Bit ADC
AK5383 Datasheet pdf image
123Kb/20P
Enhanced Dual bit 96 kHz 24-bit ADC
AK5393 Datasheet pdf image
112Kb/18P
Enhanced Dual bit 96 kHz 24-bit ADC
AK5393VS Datasheet pdf image
132Kb/18P
Enhanced Dual Bit DS 96kHz 24-Bit ADC

1


1



ENHANCED とは


電子コンポーネントでは、「強化」は改善または強化を意味する用語です。この用語は、さまざまな電子コンポーネント、デバイス、システム、ソフトウェアなどで使用されます。部品またはシステムが「強化」と呼ばれる場合、パフォーマンスまたは関数が以前のバージョンよりも優れているか、特定の領域が改善されたことを意味します。

「Enhanced」は、主に次のコンテキストで使用されます。

パフォーマンスの改善:「強化」は、電子コンポーネントまたはシステムのパフォーマンスが向上したときに表されます。これは、処理速度の高速、容量の大きさ、より正確な測定など、パフォーマンスの向上を意味します。

機能の追加:既存の製品に新機能が追加されると、「強化」と説明できます。これは、ユーザーエクスペリエンスを改善したり、新機能を提供したりすることを意味します。

信頼性の向上:製品の信頼性が向上した場合、「強化」と言うことができます。たとえば、耐久性が高く、欠陥率が小さく、寿命が長くなります。

設計改善:「拡張」は、既存の製品の設計が改善されると表現されます。これは、より効率的な設計、サイズが小さい、消費電力の低下などを意味します。

「Enhanced」は、既存の製品よりも優れたパフォーマンスと機能を提供する新しい改良された製品を記述するために使用される用語であり、消費者とテクノロジー業界が製品の強みを強調するために使用しています。