データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



EPITAXIAL データシート, PDF

検索されたキーワード : 'EPITAXIAL' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
NXP Semiconductors
BF450 Datasheet pdf image
135Kb/2P
HF SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
June 1992
BFR520.215 Datasheet pdf image
169Kb/14P
The BFR520 is an NPN silicon planar epitaxial transistor in a SOT23 plastic package
Rev. 4-13 September 2011

1


1



EPITAXIAL とは


電子コンポーネントでは、「エピタキシャル」は半導体製造技術で使用される用語であり、重要な成長プロセスを持つ半導体層を形成する技術を指します。この技術は、特にシリコンベースの半導体製造において、半導体デバイスの性能を向上させるために使用されます。

エピタキシャル堆積とは、既存の半導体プロトタイプの上に1つ以上の追加層を堆積するプロセスです。このプロセスはエピタキシーとも呼ばれ、通常、化学蒸気堆積(CVD)や物理蒸気堆積(PVD)などの方法を使用して行われます。

エピタキシャル堆積は、さまざまな目的に使用されます。

パフォーマンスの向上:半導体デバイスの基本材料よりも高品質の結晶構造を形成することにより、電子移動度と速度を向上させます。

ドーピング:エピタキシャルプロセスでは、特定の原子またはイオンをドープして、望ましい電気特性を与えることができます。

安定性の向上:エピタキシャル層は、基礎となるプロトタイプと同じ格子構造を持ち、他の技術によって形成される層よりも安定しています。

デバイスの統合:エピタキシャルプロセスは、複数のデバイスを複数の層を堆積させることにより、単一の半導体チップに統合するために使用されます。

エピタキシャル堆積は、半導体製造における重要な技術と考えられており、半導体デバイスのパフォーマンスと効率を改善する上で重要な役割を果たしています。この技術は、高性能マイクロプロセッサ、メモリチップ、LEDなど、半導体業界で幅広い製品の開発の基礎を形成しています。