データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



ESR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'ESR' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Johanson Technology Inc...
501S42E9R1CV4E Datasheet pdf image
175Kb/5P
Q & ESR EXPLAINED A JOHANSON TECHNOLOGY PRIMER

1


1



ESR とは


電子コンポーネントでは、「ESR」は「同等のシリーズ抵抗」の略語として使用されます。 ESRは、電解コンデンサなどのいくつかのタイプのコンデンサに適用される概念です。

コンデンサは、電動充電エネルギーを保存および放出するデバイスです。電気液体を防止したり、電流が流れたりしてエネルギーを蓄積し、必要に応じてエネルギーを放出することにより信号を柔らかくするために電子機器で使用されます。ただし、コンデンサ内では、同等の直列抵抗(ESR)が発生します。

ESRは、コンデンサのシリーズ部分によって開発された抵抗であり、コンデンサの流れを制限し、エネルギー損失を引き起こします。したがって、ESRは、特に高周波数でのコンデンサの電気的特性と性能に影響します。

ESRは阻害剤コンデンサの大きな問題になる可能性があり、ESR値が高いコンデンサはエネルギーの損失と熱生成により故障する可能性があります。したがって、高周波アプリケーションでは、ESR値が低いコンデンサを選択することが重要です。

ESRはコンデンサのデータシートまたはメーカーの仕様に記載されており、設計プロセス中にコンデンサのESR値を考慮して適切なコンデンサを選択することが重要です。