データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



FIXED データシート, PDF

検索されたキーワード : 'FIXED' - 結果は: 3 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Exar Corporation
SP6652 Datasheet pdf image
965Kb/16P
1A, High Efficiency, Fixed 1.4 MHz
SPX1585AT-L Datasheet pdf image
344Kb/7P
5A Low Dropout Voltage Regulator Adjustable & Fixed Output, Fast Response
MP7226 Datasheet pdf image
179Kb/16P
BiCMOS Fixed, Quad, Voltage Output, Single or Dual Supply 8-Bit Digital-to-Analog Converter

1


1



FIXED とは


「FIXED」は、電子コンポーネントで使用される用語の1つです。この用語は通常、電子コンポーネントの固定抵抗を指します。

固定抵抗器は、回路内の電流の流れ、電圧を分割するなどを制限します。

固定抵抗器は通常、静電気と温度の変化に対する感度が低く、正確な抵抗値を維持して一貫した性能を確保できます。

固定抵抗器に加えて、可変抵抗器およびその他の多くのタイプの抵抗器が電子成分で使用されています。

可変抵抗器は、回路の抵抗値を調整でき、トリムポットまたは可変抵抗器の形で使用されます。

他のさまざまな抵抗器は、電圧変換、電流測定と補正、フィルタリングに使用されます。