データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



FLASH データシート, PDF

検索されたキーワード : 'FLASH' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Zarlink Semiconductor I...
SP973T8 Datasheet pdf image
82Kb/8P
30MHz 8-BIT FLASH ADC (TTL/CMOS OUTPUTS)
VP1058 Datasheet pdf image
430Kb/11P
8-BIT, 25MHz, VIDEO FLASH ADC (SINGLE + 5V SUPPLY)

1


1



FLASH とは


Flashは、データを電子デバイスに保存するために使用される不揮発性メモリ(NVME)テクノロジーの1つです。

フラッシュメモリは、電気的に消去可能なプログラム可能な読み取り専用メモリ(EEPROM)の代替として開発されました。

フラッシュメモリは、ほとんどの電子デバイスでデータを保存するために使用されます。

メモリのパフォーマンス、速度、アクセシビリティの点で非常に優れています。フラッシュメモリは、電源がオフになった場合でもデータをより速く保存し、データを保持できます。

このため、フラッシュメモリは、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、USBドライブ、ソリッドステートドライブ(SSD)などのさまざまなデバイスで使用されています。

フラッシュメモリは、EEPROMに比べて高速、低コスト、および大きなストレージ容量を持っています。

ただし、フラッシュメモリには、ブロック全体を一度に消去および書き換えるのに時間がかかるという点で制限があります。

この制限は、頻繁なデータ変更を必要とするアプリケーションに問題を引き起こす可能性があります。

ただし、フラッシュテクノロジーの最近の開発により、これらの制限を克服するためにさまざまな技術が開発されています。