データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



GAAS データシート, PDF

検索されたキーワード : 'GAAS' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
JDS Uniphase Corporatio...
PL-DD0-00-S30-C0 Datasheet pdf image
146Kb/3P
850 nm 2.5 G GaAs PIN Die

1


1



GAAS とは


GAAS(ガリウムアルセニド)は、ガリウム(GA)とヒ素(AS)で構成される半導体材料であり、電子コンポーネントで使用されています。

GAASは、光電子デバイス、高速統合回路(ICS)、およびマイクロ波デバイスで広く使用されています。

GAASは非常に高い電子移動度と速い電子移動速度を持っているため、高周波信号処理と光学通信において重要な役割を果たします。

これらの特性により、GAASは高速エレクトロニクスの重要な材料の1つになります。

GAASは、非常に高速速度のコンピューターチップの製造にも使用されます。これは、一般的に極低温でも優れた電気特性を保持するためです。

SI(シリコン)などの従来の半導体材料と比較して、GAASは比較的高価であり、製造プロセスは複雑です。

ただし、GAASは、高速エレクトロニクスに必要な優れた電気特性と性能を提供するため、重要な半導体材料として依然として認識されています。