データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



INTERFACE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'INTERFACE' - 結果は: 12 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Future Technology Devic...
FT231XQ-T Datasheet pdf image
830Kb/44P
Single chip USB to asynchronous serial data transfer interface
FT232RL Datasheet pdf image
1Mb/40P
Single chip USB to asynchronous serial data transfer interface
FT232R Datasheet pdf image
774Kb/43P
USB UART IC - Single chip USB to asynchronous serial data transfer interface
FT245R Datasheet pdf image
772Kb/37P
USB FIFO IC - Single chip USB to parallel FIFO bidirectional data transfer interface
FT230X Datasheet pdf image
816Kb/44P
USB to serial UART interface with optimised pin count for smaller PCB designs
FT232BL_BQ Datasheet pdf image
1Mb/34P
The FT232B is a USB to serial UART interface with the following advanced features
VDRIVE2 Datasheet pdf image
935Kb/8P
an easy solution for adding a USB Flash disk interface to an existing product
FT240X Datasheet pdf image
754Kb/40P
The FT240X is a USB to parallel FIFO interface with the following advanced features
FT221X Datasheet pdf image
984Kb/45P
The FT221X is a USB to FTDI?셲 proprietary FT1248 interface with the following advanced features
FT4222H Datasheet pdf image
1Mb/49P
FT4222H is a USB2.0 to Quad-SPI/I2C interface Device Controller with the following advanced features
FT600 Datasheet pdf image
1Mb/29P
The FT600/FT601 is a USB 3.0 to FIFO interface bridge chip with the following advanced features
FT234XD Datasheet pdf image
695Kb/37P
The FT234XD is a USB to serial UART interface with optimised packaging (3mm x 3mm 12 pin DFN) for smaller PCB designs and the following advanced features

1


1



INTERFACE とは


「インターフェイス」は、電子コンポーネントの非常に重要な用語の1つです。

「インターフェイス」とは、異なる電子コンポーネント、デバイス、またはシステム間の相互作用の接続ポイントを意味します。

言い換えれば、「インターフェイス」は、異なる部品またはシステム間のデータと信号伝送を可能にする境界領域であると言えます。

電子コンポーネントでは、「インターフェイス」をさまざまな形式で実装できます。

たとえば、「ユニバーサルシリアルバス」(USB)などのインターフェイスは、コンピューターと周辺機器の間のデータと電力を渡すために使用されます。

「HDMI(高解像度マルチメディアインターフェイス)」などのインターフェイスは、オーディオとビデオの信号を運ぶために使用されます。

さらに、「シリアル周辺インターフェイス」(SPI)などのインターフェイスは、さまざまなデバイス間のシリアル通信に使用されます。

「インターフェイス」は、電子コンポーネントの設計と製造において非常に重要な役割を果たします。

優れた「インターフェイス」により、データの伝送速度と信号精度が保証され、電子コンポーネント間の相互作用が容易になります。

したがって、「インターフェイス」は、電子コンポーネントのパフォーマンスと安定性に大きな影響を与え、電子コンポーネントの設計および製造プロセスにおける重要な考慮事項の1つです。