データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



LAMP データシート, PDF

検索されたキーワード : 'LAMP' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Broadcom Corporation.
ASMT-FJ10-AHJ00 Datasheet pdf image
576Kb/8P
Surface Mount AF Lamp
HR5P-N4CA-00000 Datasheet pdf image
436Kb/6P
5-mm Round Infrared LED Lamp
May 22, 2020

1


1



LAMP とは


ランプは、電気エネルギーを使用して光を生成する電子コンポーネントです。

通常、電球や照明で使用され、電気エネルギーを使用して動作します。

ランプにはいくつかのタイプがあり、一般に、3色のLED、蛍光ランプ、水銀ランプ、ナトリウムランプ、水銀蒸気ランプ、ハロゲンランプ、ナトリウムランプがあります。

各ランプは異なる方法で機能します。たとえば、蛍光灯はガス放電を使用して光を生成し、ハロゲンランプは熱を使用して光を生成します。

ランプは一般に高効率、長寿命を持ち、幅広い色と明るさを提供します。

これらの機能は、照明の分野で広く使用されています。

さらに、低電力ランプを使用すると、消費電力を削減し、環境に優しい照明を実現できます。

しかし、最近、LEDなどの半導体技術の開発により、LED照明はランプの代替として主流になりつつあります。

LEDの消費電力が少なく、発光効率が高く、熱の発生が少ないため、損失が少なくなります。

さらに、さまざまな色と明るさを提供し、耐久性と長寿で経済的です。