データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



LEVEL データシート, PDF

検索されたキーワード : 'LEVEL' - 結果は: 3 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Wolfson Microelectronic...
WM8722 Datasheet pdf image
438Kb/23P
Stereo DAC with Integrated Tone Generator and Line/Variable Level Outputs
WM8722 Datasheet pdf image
2Mb/24P
Stereo DAC with Integrated Tone Generator and Line/Variable Level Outputs
WM8224 Datasheet pdf image
893Kb/50P
60MSPS 3-Channel AFE with Multiple Device Operation and Programmable Automatic Black Level Calibration

1


1



LEVEL とは


レベルは電子コンポーネントの1つであり、電気信号の大きさまたは強度を示す用語です。

電気信号のレベルは通常、電圧または電流の大きさとして表され、これらのレベルは電子機器または回路の信号処理と分析に重要な役割を果たします。

たとえば、デジタルサーキットは特定の電圧レベルを使用して、ロジック0Sおよび1を表します。

私は通常、ロジック0および5Vまたは3.3Vとしてロジック1として0Vを使用します。これらのレベルは、電子コンポーネントまたは回路で電気信号を処理するときに重要な役割を果たします。

アナログ回路は、電圧または電流のレベルを使用して信号も処理します。

これらのレベルは、信号処理の精度とパフォーマンスに大きな影響を与え、適切なレベルを維持することが重要です。

レベルは、電子コンポーネントのパフォーマンスを評価するためにも使用されます。たとえば、オーディオアンプの出力レベルは、電力、つまり出力信号の強度で表されます。

これらのレベルは、スピーカーのサイズと距離、およびサウンドのボリュームに関連しており、オーディオ機器を選択する際に考慮すべき重要な要素の1つです。