データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



LIGHT データシート, PDF

検索されたキーワード : 'LIGHT' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
International Rectifier
IRADK10 Datasheet pdf image
881Kb/11P
3-phase 115-230V 0.5HP Variable speed Motor Drive control for Appliances and light Industrial Applications.

1


1



LIGHT とは


電子コンポーネントでは、「光」とは主にLED(光発光ダイオード)を含む光電子成分を指します。

LEDは、電気の流れとして光を放出し、主に照明、信号、ディスプレイに使用される現象を使用して光を放出するコンポーネントです。

オプトエレクトロニックコンポーネントには、オプトカプラー、光ファイバーケーブルなども含まれます。

光カプラーは、光学信号を電気信号または電気信号に光学信号に変換するために使用され、光学ケーブルは光信号を送信するために使用されます。

LEDは、電子消費量が少なく、長期寿命があり、簡単に制御されているため、電子デバイスの光源として広く使用されています。

さらに、LEDはさまざまな色で提供されるため、赤、緑、青などのさまざまな色のLEDを組み合わせることで、目的の色の光を作成できます。

オプトカプラーと光ファイバーケーブルは、光学通信の分野で重要なコンポーネントとして使用されます。

OptoCouplersは、光学信号を電気信号に変換して、光学通信デバイス間のデータ送信と受信を可能にします。

光ファイバーケーブルは、光信号を使用してデータを送信するために使用され、大容量のデータ伝送に適しています。

したがって、電子部品では、光は主にLEDおよび光電子部品を意味し、電子デバイスの光源として、および光学通信におけるデータ伝送に不可欠な部分として使用されます。