データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



NPN データシート, PDF

検索されたキーワード : 'NPN' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
EPCOS
B82479A1104M Datasheet pdf image
299Kb/22P
45 V, 1 A NPN medium power transistors

1


1



NPN とは


NPNは、N型材料で区切られた2つのP型半導体材料で構成される双極接合トランジスタ(BJT)の一種です。 NPNトランジスタには、コレクター(c)、ベース(b)、およびエミッタ(e)の3つの端子があります。

NPNトランジスタでは、電流の流れはベースエミッタージャンクションによって制御されます。

小さな電流がベース端子に流れると、コレクター端子とエミッタ端子間の電流の流れを調節する電界が作成されます。

これにより、NPNトランジスタは、デバイスの構成と適用信号に応じて、スイッチ、アンプ、または電圧レギュレータとして機能することができます。

NPNトランジスタは、低コスト、入力インピーダンス、高速スイッチング速度により、デジタルおよびアナログ回路、電源、アンプなど、さまざまなアプリケーションで広く使用されています。

ただし、NPNトランジスタには、限られた電圧定格やベース電流を制御するための駆動回路の必要性など、いくつかの欠点もあります。

さらに、熱暴走の影響を受けやすく、デバイスが過熱すると故障する可能性があります。

これらのリスクを軽減するために、NPNトランジスタは、熱保護装置やスナバー回路など、他のコンポーネントと組み合わせて使用​​されることがよくあります。