データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



OPTICAL データシート, PDF

検索されたキーワード : 'OPTICAL' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
PHOENIX CONTACT
2901560 Datasheet pdf image
52Kb/2P
Pre-assembled reference fiber for the precise measurement of optical power
2708614 Datasheet pdf image
136Kb/13P
FO converter with integrated optical diagnosis, alarm contact, for PROFIBUS up to 12 Mbps, Tcoupler with two FO interfaces (BFOC), 850 nm, for fiber glass cable

1


1



OPTICAL とは


電子部品では、「光学」とは、光信号処理に関連する部品、デバイス、およびテクノロジーを意味します。

さまざまな光学部品を使用して、電子デバイスの光信号を処理します。

たとえば、「光ファイバ」は、光信号を送信するための光ファイバーケーブルです。

光ファイバーは、電気信号を伝送のために光信号に変換し、高い透過率と長距離伝送を可能にします。

また、「光ディスク」は、テクノロジーを使用して情報を光学的に読み書きするディスクです。

これには、CD、DVD、Blu-rayなどが含まれます。

これらの光学ディスクは、機械的に動作するディスクよりも高速なデータアクセス速度と転送速度を提供します。

光学部品は、伝送速度と透過距離が高く、機械部品と比較してより高い信頼性を提供します。

このため、光学通信や光学式ストレージメディアなどのさまざまな分野で光学技術が使用されており、光学部品の重要性が高まっています。