データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



OPTICAL データシート, PDF

検索されたキーワード : 'OPTICAL' - 結果は: 4 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
THOR communications
F-RF-RX Datasheet pdf image
298Kb/6P
RF Mini Optical Receiver F-RF-RX
F-OS Datasheet pdf image
751Kb/1P
The F-OS optical switch is used for system redundancy and backup.
F-KBAND-T Datasheet pdf image
401Kb/1P
The F-KBAND series wide band laser transceivers are designed for enabling a high linearity optical link for RF over fiber in the S-BAND up to 25 GHz
F-SBAND-T Datasheet pdf image
425Kb/1P
The F-SBAND series wide band laser transceivers are designed for enabling a high linearity optical link for RF over fiber in the S-BAND up to 5 GHz

1


1



OPTICAL とは


電子部品では、「光学」とは、光信号処理に関連する部品、デバイス、およびテクノロジーを意味します。

さまざまな光学部品を使用して、電子デバイスの光信号を処理します。

たとえば、「光ファイバ」は、光信号を送信するための光ファイバーケーブルです。

光ファイバーは、電気信号を伝送のために光信号に変換し、高い透過率と長距離伝送を可能にします。

また、「光ディスク」は、テクノロジーを使用して情報を光学的に読み書きするディスクです。

これには、CD、DVD、Blu-rayなどが含まれます。

これらの光学ディスクは、機械的に動作するディスクよりも高速なデータアクセス速度と転送速度を提供します。

光学部品は、伝送速度と透過距離が高く、機械部品と比較してより高い信頼性を提供します。

このため、光学通信や光学式ストレージメディアなどのさまざまな分野で光学技術が使用されており、光学部品の重要性が高まっています。