データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



PACKAGE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'PACKAGE' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
WJ Communication. Inc.
MPR7040 Datasheet pdf image
317Kb/4P
Multi-Protocol RFID Reader Module Gen1, ISO 18000-6C (Gen2) in PCMCIA Type II Package
MPR7050 Datasheet pdf image
278Kb/4P
Multi-Protocol RFID Reader Module Gen1, ISO 18000-6C (Gen2) in PCMCIA Type II Package

1


1



PACKAGE とは


電子部品では、パッケージとは、デバイスを保護および接続するために使用されるケースまたはパッケージを意味します。

パッケージは、デバイスの保護と接続に重要な役割を果たします。

デバイスが適切に保護されていない場合、環境の影響はデバイスに損傷を与えたり破壊したりする可能性があります。

パッケージにはさまざまな形状とサイズがあり、デバイスのタイプと目的に応じてさまざまなタイプがあります。

代表的なパッケージには、DIP(デュアルインラインパッケージ)、SOP(スモールアウトラインパッケージ)、QFP(クアッドフラットパッケージ)、およびBGA(ボールグリッドアレイ)が含まれます。

ディップは、より代表的なパッケージの1つであり、2つのピンがインラインに配置されています。

SOPは、ディップよりも小さいパッケージで、長方形の形状です。

QFPは、パッケージの円周と平行なピンを備えたパッケージであり、BGAは要素の底に小さな穴が開けられ、小さなビーズがそれらに取り付けられて要素を接続するパッケージです。

各パッケージの特性に応じて、さまざまな目的に使用されます。

たとえば、DIPは一般に低密度の積分回路に使用され、BGAは高密度統合回路に使用されます。