データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



PLUG データシート, PDF

検索されたキーワード : 'PLUG' - 結果は: 3 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
SMSC Corporation
FDC37C93X Datasheet pdf image
650Kb/203P
Plug and Play Compatible Ultra I/O Controller
FDC37CXFR Datasheet pdf image
922Kb/258P
Plug and Play Compatible Ultra I/O Controller with Fast IR
FDC37C93XAPM Datasheet pdf image
1Mb/280P
Plug and Play Compatible Ultra I/O??Controller with Soft Power Management

1


1



PLUG とは


電子コンポーネントプラグは、電源ケーブル、オーディオ/ビデオケーブル、ネットワークケーブルなどのケーブルを接続するために使用されるコンポーネントです。

一般に、AC電源プラグは電子デバイスまたはコンピューターの電源ケーブルに使用され、RCAプラグまたはHDMIプラグはオーディオ/ビデオケーブルに使用されます。

ネットワークケーブルはRJ-45プラグを使用します。

プラグは通常、ソケットまたはプラグと組み合わせて使用​​され、ケーブルの両端に接続してデータまたは電源を送信します。

特に、電源プラグは電力を供給するために使用され、誤用や過負荷が火災の危険を引き起こす可能性があるため、安全に使用することが重要です。