データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



PROCESSOR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'PROCESSOR' - 結果は: 3 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Pyramid Semiconductor C...
PACE1754 Datasheet pdf image
171Kb/20P
SINGLE CHIP, 40MHz CMOS PROCESSOR INTERFACE CIRCUIT (PIC)
PACE1750A Datasheet pdf image
229Kb/24P
SINGLE CHIP, 15MHz to 40MHz, CMOS 16-BIT PROCESSOR
PACE1750AE Datasheet pdf image
230Kb/25P
SINGLE CHIP, 20MHz to 40MHz, ENHANCED CMOS 16-BIT PROCESSOR

1


1



PROCESSOR とは


中央処理ユニット(CPU)とも呼ばれるプロセッサは、ほとんどのデータ処理タスクを実行するコンピューターの主要コンポーネントです。

これらの指示に基づいて指示を実行し、意思決定を行う責任があります。

プロセッサは1つ以上のコアで構成されており、それぞれが他のコアと並行して独自の操作セットを実行できます。

プロセッサはコンピューターの「脳」であり、そのパフォーマンスは、システムの全体的な速度と効率を決定する重要な要因です。

最新のプロセッサは、高度なパフォーマンス、低消費電力、熱効率の向上を提供するために、高度な製造技術を使用して設計されています。

プロセッサには、マイクロプロセッサとデジタル信号プロセッサ(DSP)の2つの主要なタイプがあります。

マイクロプロセッサは、デスクトップやラップトップなどの汎用コンピューターで使用され、DSPはオーディオやビデオ処理、科学および産業コンピューティングなどの専門的なアプリケーションで使用されます。

プロセッサは、メモリ、グラフィックス、入力/出力インターフェイスなどの他のコンポーネントとの単一のチップに統合して、システムオンチップ(SOC)を形成できます。

SOCは、埋め込みシステム、モバイルデバイス、その他のコンパクトな電子デバイスで広く使用されており、パフォーマンスが高く、消費電力が低くなっています。