データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



PWM データシート, PDF

検索されたキーワード : 'PWM' - 結果は: 3 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
First Components Intern...
FC3255 Datasheet pdf image
2Mb/18P
1.5A PWM Switching Regulators
UC3842A-BW Datasheet pdf image
2Mb/10P
Current Mode PWM Controller Low Start-Up and Operating Current
LM2596M Datasheet pdf image
345Kb/6P
150K Hz, 2A PWM Step-Down CD/DC Converter Positive to negative convertre

1


1



PWM とは


「PWM(パルス幅変調)」は、電子コンポーネントの分野で使用されるデジタル信号処理方法の1つです。

PWMは、デジタル信号を使用してアナログ信号を模倣する方法です。これは、一定の周波数を維持し、それらを出力しながら、最大値と最小値を調整する方法です。

PWM信号は、デジタル信号間でデューティサイクルと呼ばれる比率を使用してアナログ信号を表し、デューティサイクルは、高状態と低状態が交互に現れる時間の比を意味します。

PWMは、電力変換回路、モーター制御、LED調光、および他の多くのアプリケーションで使用されます。

たとえば、モーター制御では、PWMを使用してモーターの速度と方向を制御します。

PWMを使用することにより、モーターに適用される電圧を定期的にオン/オフにして、モーターの回転速度を制御できます。

PWMは、LED照明でも広く使用されています。 PWMを使用してLEDに適用される電圧の量を制御することにより、LEDの明るさを調整できます。

したがって、「電子コンポーネントPWM」は、デジタル信号を使用してアナログ信号を模倣する方法の1つであり、パワー変換回路、モーター制御、LED調光などのさまざまな分野で使用される技術です。