データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



RELAY データシート, PDF

検索されたキーワード : 'RELAY' - 結果は: 6 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Rohm
2SB1674 Datasheet pdf image
57Kb/2P
For Motor / Relay drive (-120V, -6A)
2SD2615 Datasheet pdf image
56Kb/2P
For Motor / Relay drive (120V, 6A)
2SD2143 Datasheet pdf image
171Kb/4P
Medium Power Transistor (Motor, Relay drive) (60짹10V, 2A)
2SD2212 Datasheet pdf image
89Kb/4P
Medium Power Transistor(Motor, Relay drive) (60짹10V, 2A)
2SD2170 Datasheet pdf image
67Kb/3P
Medium Power Transistor(Motor, Relay drive) (90 , 2A)
2SD2212T100 Datasheet pdf image
107Kb/3P
Medium Power Transistor (Motor, Relay drive) (60V,10V, 2A)

1


1



RELAY とは


リレーは、低電力信号で高出力回路を制御するために使用される電動操作スイッチです。これは、小さな電流によって活性化される電磁石と、電磁場に応じて開閉する連絡先のセットで構成されています。

リレーは、自動車システム、産業制御システム、配電システムなど、多くのアプリケーションで広く使用されています。それらは、スイッチ、マイクロコントローラー、センサーなどの低電力信号を使用して、照明、モーター、ソレノイドなどの高出力回路を制御するために使用されます。

電気機械リレー、ソリッドステートリレー、リードリレーなど、いくつかのタイプのリレーがあります。

電気メカニカルリレーは最も一般的なタイプであり、機械的なアーマチュアを使用して接点を開閉します。ソリッドステートリレーは、トランジスタやサイリスタなどの半導体デバイスを使用して電流の流れを制御し、信頼性と応答時間の点で利点を提供します。

リードリレーは小さくて高速であり、スペースが制限され、高速スイッチングが必要なアプリケーションで使用されます。

リレーの性能は、入力信号、リレーのサイズ、接点の種類、動作環境など、いくつかの要因の影響を受けます。
リレーの設計は、システムの信頼性、安全性、コストに影響を与えるため、多くのアプリケーションで重要な考慮事項です。

高出力回路の切り替えに使用することに加えて、リレーは、電気通信、テスト機器、電源など、他の多くのアプリケーションでも使用されています。

低電力信号で高出力回路を制御する機能は、多くの電子システムの重要な側面であり、リレーの設計とパフォーマンスは、これらのシステムが効果的かつ効率的に機能できるようにする上で重要な役割を果たします。