データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



SMT データシート, PDF

検索されたキーワード : 'SMT' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Kingbright Corporation
AP1608SURC Datasheet pdf image
108Kb/4P
1.6mmX0.8mm SMT LED, 1.1mm THICKNESS.
AP3216F3C Datasheet pdf image
132Kb/5P
3.2mm x 1.6mm SMT LED, 1.1mm Thickness

1


1



SMT とは


SMTは、Surface Mount Technologyの略で、回路基板(PCB)に電子コンポーネントを取り付けるための技術を指します。

SMTには、既存のスルーホールテクノロジー(THT)と比較して、スペース効率と自動化プロセスの生産性を向上させるという利点があります。

SMTは、リフローはんだプロセスを介してPCBの表面に接続された電子コンポーネントを取り付けます。

このプロセスでは、電子コンポーネントは小さな絶縁体またはパッケージに小型化されます。 SMTプロセスでは、最初に小さなはんだパッドが表面に取り付けられ、これらの小型化された成分をPCBの表面に取り付けます。

次に、電子コンポーネントがその上に取り付けられ、PCB全体がヒーターで加熱され、溶けてはんだを取り付けます。

SMTプロセスには、PCBに接続された電子コンポーネントのサイズを縮小することにより、PCBのスペース効率を高めるという利点があります。

さらに、自動生産プロセスにより生産性を向上させることができます。

したがって、現在の電子コンポーネントのほとんどは、SMTテクノロジーによって生成されます。