データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



VDC データシート, PDF

検索されたキーワード : 'VDC' - 結果は: 8044 (1/403) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Bel Fuse Inc.
VRP3-60E1A0 Datasheet pdf image
742Kb/11P
5 Vdc - 13.8 Vdc Input 0.6 Vdc - 5.0 Vdc/60 A Output
SLIN-12F1AX Datasheet pdf image
439Kb/26P
2.4 Vdc - 5.5 Vdc Input, 0.6 Vdc - 3.63 Vdc /12 A Output
SLAN-12D2AX Datasheet pdf image
1Mb/26P
3 Vdc - 14.4 Vdc Input, 0.6 Vdc - 5.5 Vdc /12 A Outputs
VRNE-60ED Datasheet pdf image
639Kb/11P
6 VDC ??13.8 VDC Input 0.6 VDC ??2.0 VDC /30 A Output
SLIN-30E1AX Datasheet pdf image
478Kb/26P
6.0 Vdc - 14 Vdc Input, 0.8 Vdc - 2.75 Vdc /30 A Outputs
SLIN-12F2AX Datasheet pdf image
430Kb/25P
2.4 Vdc - 5.5 Vdc Input, 0.6 Vdc - 3.63 Vdc /12 A Output
SLIN-20F1AX Datasheet pdf image
407Kb/26P
2.4 Vdc - 5.5 Vdc Input, 0.6 Vdc - 3.63 Vdc /20 A Output
SLAN-20D1AX Datasheet pdf image
1Mb/26P
3 Vdc ??14.4 Vdc Input, 0.6 Vdc - 5.5 Vdc /20 A Outputs
SRBC-16E4AX Datasheet pdf image
475Kb/14P
4.5 Vdc - 14 Vdc Input 0.75 Vdc - 3.63 Vdc/16 A Output
SLAN-06D2AX Datasheet pdf image
1Mb/25P
3 Vdc ??14.4 Vdc Input, 0.6 Vdc - 5.5 Vdc /6 A Outputs
VRBG-30A1A0 Datasheet pdf image
316Kb/9P
8 Vdc - 14 Vdc Input 0.8 Vdc - 3.63 Vdc / 30 A Outputs
SRPE-02E1A0 Datasheet pdf image
1Mb/12P
5.5 Vdc - 13.2 Vdc Input 0.6 Vdc - 5.5 Vdc / 1.5 A Output
SLDN-03D1AX Datasheet pdf image
1Mb/44P
3 VDC ??14.4 VDC Input,
VRNE-40E1A0 Datasheet pdf image
640Kb/12P
7.5 VDC ??13.5 VDC Input
XRBH-03HXX0 Datasheet pdf image
1,016Kb/12P
9 VDC ??36 VDC Input
0RRE-32S10R Datasheet pdf image
862Kb/16P
38 VDC - 55 VDC Input
Company Logo Img
Lineage Power Corporati...
JPW200S52R51-BH Datasheet pdf image
745Kb/14P
38 Vdc - 75 Vdc Input, 52.5 Vdc Output; 200W
Company Logo Img
SL Power Electronics
DCD40_DS Datasheet pdf image
120Kb/2P
DCD models: 24 Vdc, 18-32 Vdc; DCG models: 48 Vdc, 36-72 Vdc
Company Logo Img
List of Unclassifed Man...
MPC-X-12 Datasheet pdf image
371Kb/1P
5 VDC and 짹12 VDC or 짹15 VDC Regulated Power
MPL-6-12 Datasheet pdf image
305Kb/1P
5 VDC and 짹12 VDC or 짹15 VDC Regulated Power

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


1 2 3 4 5 > >>



VDC とは


VDCは、電圧を表すユニットの1つです。

「V」は電圧の略語であり、「DC」は直接電流を意味します。

したがって、VDCは直接電流電圧を表します。

電子コンポーネントでは、VDCは、そのコンポーネントが動作するために必要な電圧を示すパラメーターの1つです。

たとえば、電源は通常DC電圧を出力するため、VDCが12Vの場合、デバイスは12VのDC電圧を出力します。

VDCは、電子コンポーネントのパフォーマンスを決定する重要な要因の1つです。

たとえば、DCモーターの場合、モーターの性能はDC電圧入力によって決定されます。

したがって、VDCはモーターの回転速度、電力、効率に直接影響します。

エレクトロニクスでは、VDCは一般に、最大動作電圧または最小/最大入力電圧範囲を示すために使用されます。

したがって、電子コンポーネントを選択するときは、VDC値を検討し、コンポーネントが適切に動作できる電圧範囲内で選択します。