データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



ABSOLUTE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'ABSOLUTE' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK4462 Datasheet pdf image
244Kb/8P
75V Absolute Max, 52V Maximum Motor Voltage

1


1



ABSOLUTE とは


エレクトロニクスでは、絶対は絶対値または正の値を示すために使用される用語です。

たとえば、絶対値が必要な場合は、絶対値を使用して、その記号に関係なく値の大きさを示します。

これは、電圧、電流、抵抗などの物理量を測定するのに役立ちます。

たとえば、-5Vと +5Vの電圧値がある場合、絶対値として表されると5Vになります。

また、一部のセンサーは正の値を出力します。その場合、絶対値はその正の値を意味します。

たとえば、温度センサーは通常、正の値を出力します。その場合、絶対値は温度値を表します。

また、数学では、絶対は値の大きさを示す絶対値を意味します。

この場合、値が負であっても、その値の大きさを表す絶対値は常にプラスになります。