データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



ADAPTOR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'ADAPTOR' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Crane Aerospace & Elect...
PIN-001 Datasheet pdf image
36Kb/2P
ACCESSORY PIN TERMINAL ADAPTOR

1


1



ADAPTOR とは


「アダプター」は、電子コンポーネントの分野で使用される用語であり、あるタイプのインターフェイスを別のタイプのインターフェイスに適応させるのに役立つデバイスを指します。

アダプターは、インターフェイスを変換するか、互換性を提供して、他の部品やデバイスが接続して対話できるようにします。

アダプターは多くの形式で提供され、多くの場合、電気信号、データ信号、または物理的な接続を変換または運ぶことができます。

たとえば、電源アダプターは、電力機器に異なる電圧または電流を提供するのに役立ちます。

また、データアダプターは、異なるデータ形式またはプロトコル間の互換性を提供することにより、異なるシステムの対話にも役立ちます。

アダプターはさまざまなアプリケーションで使用されており、コンピューターと周辺機器、電子機器と電源、ネットワーク機器の間の接続でよく使用されます。

標準化されたインターフェイスまたは互換性の問題がない場合、アダプターを使用することもできます。

したがって、電子コンポーネントでは、「アダプター」は、ある種類のインターフェイスを別の種類に適応させるために使用されるデバイスであり、さまざまな接続性と互換性の問題を解決するために機能します。