データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



ADJUSTABLE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'ADJUSTABLE' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Level One
CAS-1400 Datasheet pdf image
286Kb/3P
2-Megapixel (1600 x 1200) high-definition resolution 2.8 ~ 12 mm adjustable Vari-focal length for wide angle surveillance
CAS-1300 Datasheet pdf image
221Kb/3P
Megapixel 1/3??CCD high-definition (HD) resolution 2.8 ~ 8.5 mm adjustable Vari-focal length for wide angle surveillance

1


1



ADJUSTABLE とは


電子コンポーネントで調整可能とは、電気値または操作を調整する機能を意味します。

たとえば、可変電圧レギュレータは、入力電圧を調整することにより出力電圧を調節できます。

これらのレギュレーターは、電子コンポーネントでよく使用され、電子回路の設計と製造に重要な役割を果たします。電圧または電流を正確に制御できるためです。

また、さまざまな調整機能を備えた電子コンポーネントがあります。

たとえば、照明制御用のLEDドライバーは、明るさ、色、効果などを調整できます。

また、オーディオイコライザーはサウンドのピッチを調整できます。

そのため、電子部品の調整可能な機能を備えた部品は、さまざまな電子回路の設計と製造に使用され、電子デバイスの機能の拡大と改善に重要な役割を果たします。