データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



AMPLIFIER データシート, PDF

検索されたキーワード : 'AMPLIFIER' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Zhaoxingwei Electronics...
ISL28130CHZ Datasheet pdf image
1Mb/11P
350kHz, Zero-Drift, CMOS,Rail-to-Rail Operational Amplifier

1


1



AMPLIFIER とは


アンプは、電気信号の強度を高める電子デバイスです。 入力信号を受け取り、元の信号よりも強い、つまり増幅された出力信号を生成します。

増幅器は、オーディオ システム、放送、電気通信などの多くのアプリケーションで使用され、信号の強度を高めて、長距離またはノイズの多い環境で伝送できるようにします。

アンプには、次のようないくつかのタイプがあります。

電圧増幅器 - 入力信号の電圧を上げます。

電流増幅器 - 入力信号の電流を増やします。

パワーアンプ - 入力信号の電圧と電流の両方を増加させ、より高い出力を生成します。

オペアンプ (Op-Amp) - オーディオ システム、フィルター、センサーなどの幅広いアプリケーションで一般的に使用される電圧増幅器の一種。

アンプは、ノイズの多い環境でも信号を長距離伝送できるようにし、スピーカーやその他のデバイスを駆動するために必要な電力を供給することで、現代の電子機器において重要な役割を果たしています。