データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



AVALANCHE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'AVALANCHE' - 結果は: 4 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Taiwan Semiconductor Co...
ARGP10D Datasheet pdf image
65Kb/2P
Fast Soft-Recovery Controlled Avalanche Rectifiers
BYG21M Datasheet pdf image
186Kb/4P
1.5A, 1000V Fast avalanche Surface Mount Rectifier
TPAR3D Datasheet pdf image
396Kb/4P
3A, 200V - 600V Avalanche Fast Recovery Surface Mount Rectifiers
TPAU3D Datasheet pdf image
371Kb/4P
3A, 200V - 600V Avalanche High Efficienct Recovery Surface Mount Rectifiers

1


1



AVALANCHE とは


電子コンポーネントでは、「雪崩」は一種の現象の用語として使用できます。

電子部品では、雪崩とは、電圧または電流の急速な増加によって引き起こされる現象を指します。

主に半導体デバイスで発生する雪崩は、電流を広げて他の部分に影響を与えることにより、電流が突然増加する可能性があります。

これは通常、不必要な熱を生成したり、デバイスに損傷を与える可能性があるため、注意が必要です。

雪崩は、電圧調整回路または保護回路を使用して制御または防止できます。

たとえば、雪崩の発生を制限するために、低電圧保護回路またはクランプ回路を使用できます。

さらに、安定性を確保するための手段は、半導体デバイスの設計および製造プロセスにおける雪崩現象を考慮して取ることができます。

雪崩は、電子コンポーネントの設計と運用において考慮すべき重要な要素の1つです。

それらを効果的に管理および制御することで、電子部品の安定性と信頼性を確保することができます。