データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



BALANCED データシート, PDF

検索されたキーワード : 'BALANCED' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Pericom Semiconductor C...
PI6C39911 Datasheet pdf image
262Kb/11P
3.3V High Speed LVTTL or Balanced Output Programmable Skew Clock Buffer - SuperClock

1


1



BALANCED とは


エレクトロニクスでは、「バランス」は、信号伝送または回路設計で一般的に使用される用語です。

「バランス」とは、信号または回路の両側の相互作用がバランスが取れているか対称的である状態を指します。

一般に、信号または回路のバランスが取れている場合、いくつかの利点があります。いくつかの例を取りましょう:

信号の合格:バランスの取れた信号の通過は、騒音への免疫を高め、信号の精度と完全性を向上させることができます。

信号はバランスの取れた方法で配信され、外部ノイズまたは干渉の影響を最小限に抑えます。

エラー修正:バランスの取れた回路により、エラーの修正が容易になります。

ノイズまたは外部干渉による信号の変動を推定および修正する機能を実行できます。

これにより、信号精度が向上し、信頼性が向上します。

運用安定性:バランスの取れた回路は、一般に良好な運用安定性を持っています。

対称信号伝達または回路構造は、安定性を改善し、電源の不均衡または環境要因による変動の影響を減らすことができます。

バランスは、信号伝送、回路設計、通信システムなど、さまざまな電子コンポーネントとシステムの重要な概念であり、その正確な意味はコンテキストによって異なる場合があります。