データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



BATTERY データシート, PDF

検索されたキーワード : 'BATTERY' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
JMK Inc.
GG-1570-20 Datasheet pdf image
138Kb/4P
The power converter / Backup Battery is a nominal 13.8 volt to 13.8 volt dc-dc converter With a backup battery to supply power during starting etc.
AA-1113-1 Datasheet pdf image
27Kb/1P
battery charger is designed to provide charging capability for lead acid batteries used as backup batteries for vehicular electronic systems

1


1



BATTERY とは


バッテリーは、化学反応を通じて電気エネルギーを保管および放出するデバイスです。

1つ以上の細胞で構成されており、それぞれには正の電極(アノード)、負の電極(カソード)が含まれ、電極間のイオンの流れを可能にする電解質が含まれています。

バッテリーが負荷(電球やモーターなど)に接続されている場合、化学反応は電流を生成し、アノードからカソードに流れ、電気エネルギーを生成します。

以下を含むさまざまな種類のバッテリーがあります。

アルカリ電池 - 家電や小型デバイスで広く使用されています。

リチウムイオンバッテリー - エネルギー密度と長いサイクルの寿命により、ラップトップ、スマートフォン、その他のポータブルデバイスで広く使用されています。

鉛蓄電池 - 低コストと高出力により、車両およびバックアップ電源システムで広く使用されています。

ニッケルメタル水素バッテリー - ポータブル電子機器と電気自動車で一般的に使用されています。

バッテリーは、電気エネルギーのポータブルな供給源を提供することにより、現代生活において重要な役割を果たし、電源に縛られずに電子機器や家電製品を使用できるようにします。