データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



BOOST データシート, PDF

検索されたキーワード : 'BOOST' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Advanced Power Electron...
APE1913 Datasheet pdf image
308Kb/9P
1.2MHz, HIGH VOLTAGE, BOOST CONVERTER
APE1920 Datasheet pdf image
1Mb/16P
680K/1.2MHz, HIGH VOLTAGE, BOOST CONVERTER

1


1



BOOST とは


エレクトロニクスでは、「ブースト」は、電力変換と電圧増幅に使用される用語としてよく使用されます。

「ブースト」とは、入力電圧をより高い出力電圧に増幅する電力変換回路を指します。

この回路は、多くの場合、DC-DCコンバーターまたはスイッチングレギュレーターとして実装されます。

ブーストコンバーターは、入力電圧を充電インダクタに保存し、スイッチを使用して貯蔵エネルギーを出力に転送します。

スイッチが閉じると、充電されたエネルギーが出力に流れ、出力電圧が入力電圧よりも高くなります。

これにより、電力増幅が実現され、電子コンポーネントまたはより高い電圧が必要な回路に電力が供給されます。

ブーストサーキットは、さまざまな電子コンポーネントとアプリケーションで使用されます。その主な用途は次のとおりです。

電源:ブーストコンバーターは、低電圧電源を使用する電子デバイスに十分な電圧を提供するために使用されます。

たとえば、バッテリーで動作するモバイルデバイスまたはワイヤレスセンサーシステムでは、ブースト回路を使用して電圧を増幅して信頼できる動作を確保できます。

インバーター:ブースト回路は、DC入力をAC出力に変換するインバーター回路でも使用できます。

インバーターは、太陽光発電システムまたは無停電電源(UPS)で使用され、DC電圧を増幅してAC電源を作成します。

LED照明:ブースト回路は、LED照明システムで使用され、LEDに適切な電圧を提供します。

LEDはしばしば低電圧で動作しますが、ブーストコンバーターを使用して、LED動作に必要な電圧への入力電圧を明るい光を提供するために増幅することができます。

したがって、「ブースト」は、電力変換と電圧増幅のために電子コンポーネントの分野で使用される用語です。

ブーストコンバーターは、電圧増幅を介してさまざまな電子デバイスや回路に安定した電力を供給するために使用されます。