データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



BUCK データシート, PDF

検索されたキーワード : 'BUCK' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Cystech Electonics Corp...
EM5303QP Datasheet pdf image
507Kb/12P
5V/12V Synchronous Buck PWM Controller
LM2596-XXE5 Datasheet pdf image
780Kb/12P
150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter

1


1



BUCK とは


Buckは、入力信号の電圧を低い電圧レベルに減少させる、または「バック」を減少させるタイプの電圧レギュレータを記述するために使用される用語です。

これは、過剰電圧を熱に変換することでこれを行い、その後放散します。

バックレギュレーターは、シンプルで効率的で費用対効果が高いため、電源設計で広く使用されています。

それらは、マイクロプロセッサ、FPGA、およびその他のデジタル回路の電圧を調節するために一般的に使用されます。

バックレギュレーターは、入力電圧を迅速にオンとオフに切り替えることで動作し、出力フィルターによって平滑化された一連のパルスを作成して、出力で定常電圧を生成します。

スイッチング周波数を調整して、レギュレータの出力電圧と効率を制御できます。