データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



BUCK-BOOST データシート, PDF

検索されたキーワード : 'BUCK-BOOST' - 結果は: 188 (1/10) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Maxim Integrated Produc...
MAX25611 Datasheet pdf image
508Kb/11P
Configured for Boost and Buck-Boost Application
Rev 1; 3/19
MAX25612EVKIT Datasheet pdf image
652Kb/6P
Configured for Boost or Buck-Boost Mode
Rev 0; 9/19
MAX77816EVKIT Datasheet pdf image
1Mb/11P
Buck and Boost Operation Including Seamless Transition between Buck and Boost Modes
Rev 0; 7/17
MAX25610A Datasheet pdf image
1Mb/24P
Synchronous Buck and Buck-Boost LED Driver/DC-DC Converter
Rev 5; 4/19
MAX25601EVKIT Datasheet pdf image
566Kb/9P
Configured for Pre-Boost and Buck Application
Rev 0; 10/19
MAX1759 Datasheet pdf image
191Kb/12P
Buck/Boost Regulating Charge Pump in uMAX
Rev 0; 1/00
MAX77813 Datasheet pdf image
1Mb/30P
5.5V Input, 2A, High-Efficiency Buck-Boost Converter
2019
MAX77816 Datasheet pdf image
1Mb/30P
High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 5A Switches
2020
MAX77816 Datasheet pdf image
1Mb/26P
High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 5A Switches
Rev 0; 6/17
MAX77801 Datasheet pdf image
1Mb/31P
5.5V Input, 2A, High-Efficiency Buck-Boost Converter
2019
MAX25430 Datasheet pdf image
3Mb/120P
Automotive 100W USB-PD Buck-Boost Port Controller and Protector
19-100826; Rev 0; 7/20
MAX38889 Datasheet pdf image
585Kb/17P
2.5V to 5.5V, 3A Reversible Buck/Boost Regulator for Backup Applications
Rev 1; 5/21
MAX17270 Datasheet pdf image
1Mb/37P
nanoPower Triple-Output, Single-Inductor, Multiple-Output (SIMO) Buck-Boost Regulator
19-100234; Rev 5; 9/19
MAX5073 Datasheet pdf image
869Kb/24P
2.2MHz, Dual-Output Buck or Boost Converter with Internal Power MOSFETs
2014
MAX5073 Datasheet pdf image
473Kb/25P
2.2MHz, Dual-Output Buck or Boost Converter with Internal Power MOSFETs
Rev 2; 2/06
MAX5098A Datasheet pdf image
1Mb/29P
Dual 2.2MHz Buck or Boost Converter with 80V Load-Dump Protection
2014
MAX5098A Datasheet pdf image
492Kb/28P
Dual, 2.2MHz, Automotive Buck or Boost Converter with 80V Load-Dump Protection
Rev 0; 5/08
MAX20310 Datasheet pdf image
849Kb/30P
Ultra-Low Quiescent Current PMIC with SIMO Buck-Boost for Wearable Applications
Rev 2; 3/18
MAX15036 Datasheet pdf image
396Kb/25P
2.2MHz, 3A Buck or Boost Converters with an Integrated High-Side Switch
Rev 0; 7/08
MAX77827 Datasheet pdf image
998Kb/23P
5.5V Input, 1.8A/3.1A Switch Buck-Boost Converter with 6關A IQ
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >


1 2 3 4 5 > >>



BUCK-BOOST とは


エレクトロニクスでは、「バックブースト」は、電力変換用のDC-DCコンバーター回路を記述するために使用される用語です。

バックブーストサーキットは、入力電圧を辞任またはブーストする機能を備えており、電力変換の有用な形式です。

バックブースト回路は、出力電圧を高または低入力電圧の状況で目的のレベルに維持するために使用されます。

この回路は、インダクタ、ダイオード、スイッチ、コンデンサなどのさまざまな電子部品で構成されています。

「バック」モードでは、入力電圧が高く、出力電圧を下げるのに役立ちます。

このモードでは、入力電圧はスイッチを使用して定期的に遮断され、エネルギーはインダクタを介して出力電圧として保存および供給されます。

これにより、電圧を下げることができます。

「ブースト」モードでは、出力電圧を上げるために入力電圧が下げられます。

このモードでは、インダクタに保存されているエネルギーは、スイッチを使用して出力電圧に供給でき、電圧を上げることができます。

バックブースト回路は、入力電圧の変動に柔軟に対応でき、バッテリー充電システム、ソーラーインバーター、電気自動車充電システムなど、さまざまな用途で使用されます。

この回路は、電力変換と電圧制御が必要な状況では、効率的で有用な電子コンポーネントです。