データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



BUFFER データシート, PDF

検索されたキーワード : 'BUFFER' - 結果は: 3 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
International Rectifier
AUIR0815S Datasheet pdf image
488Kb/19P
BUFFER GATE DRIVER IC
AUIR08152S Datasheet pdf image
999Kb/13P
BUFFER GATE DRIVER INTEGRATED CIRCUIT
74VCX16827 Datasheet pdf image
107Kb/8P
Low Voltage 20-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs

1


1



BUFFER とは


電子コンポーネントでは、バッファーは、出力信号に入力信号を複製しながら信号の特性を維持する回路です。

つまり、入力信号を増幅または減衰させることなく、出力信号を別の回路またはデバイスに渡します。

バッファーは、次の目的で使用されます。

信号増幅:入力信号の大きさが小さい場合、バッファーは入力信号を増幅することにより出力信号の大きさを増加させます。

信号減衰:入力信号の大きさが大きすぎる場合、バッファーは入力信号を減衰させることにより出力信号の大きさを減らします。

信号分布:1つの入力信号を複数の出力信号に分割できます。

信号駆動:出力信号を別の回路またはデバイスに渡す前に、入力信号を十分な電気エネルギーに変換することにより、出力信号を駆動します。

バッファーは多くの電子コンポーネントで使用され、さまざまな回路構成とタイプがあります。

たとえば、Op-ampを使用して構築された電圧フォロワーは、1つの入力と1つの出力が同じ信号として複製されるバッファーのタイプです。また、デジタルサーキットでは、反転/非変換バッファーが使用されています。

これらのバッファーは、入力信号を増幅または減衰させることなく、デジタル信号を他の回路またはデバイスに渡すために使用されます。