データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



CAPACITY データシート, PDF

検索されたキーワード : 'CAPACITY' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
NTE Electronics
NTE18 Datasheet pdf image
20Kb/2P
Silicon Complementary Transistors High Voltage, High Current Capacity Driver

1


1



CAPACITY とは


エレクトロニクスでは、「容量」とは、保存、処理、または送信できる量または容量を記述するために使用される用語です。

電子コンポーネントの「容量」とは、コンポーネントまたはデバイスが処理または保存できるデータ、電源、信号、またはその他のリソースの量を指します。

電子コンポーネントの「容量」は、さまざまな面で説明できます。いくつかの例は次のとおりです。

ストレージ容量:一部の電子コンポーネントには、データまたは情報を保存する能力があります。

たとえば、ハードドライブやNANDフラッシュメモリなどのストレージデバイスには、ギガバイトやテラバイトのストレージ容量があります。

処理能力:電子コンポーネントまたはデバイスの取り扱い容量は、コンポーネントが処理できる作業量を指します。

たとえば、プロセッサの処理能力は、毎秒実行できる命令の数にすることができます。

送信能力:一部の電子コンポーネントには、データまたは信号を送信する能力があります。

たとえば、ネットワーク機器の送信容量は、1秒あたりに送信できるデータビット数を参照できます。

電力容量:一部の電子コンポーネントには、電力を供給する能力があります。

たとえば、バッテリーの電力容量は、電気作業を保存して実行できるエネルギーの量を指します。

「容量」は、パフォーマンス、使用法、制約のために電子コンポーネントを評価および選択する際の重要な要素です。製品またはシステムの要件を満たすために、適切な「容量」を備えた電子コンポーネントを選択することが重要です。

さらに、「容量」の増加は、より多くのデータ、処理能力、またはパワーを処理できるという利点を提供できます。