データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



CLAMP データシート, PDF

検索されたキーワード : 'CLAMP' - 結果は: 3 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Adam Technologies, Inc.
RF3-28-T-02-50-G Datasheet pdf image
105Kb/1P
RIGHT ANGLE SMB MALE CLAMP
EB59-XX-A Datasheet pdf image
87Kb/1P
MINI TYPE SIMPLE TYPE CLAMP TERMINAL BLOCKS
RF2-500-14 Datasheet pdf image
66Kb/1P
SMA MALE R/A CLAMP FOR RG

1


1



CLAMP とは


電子コンポーネントの「クランプ」とは、電圧または電流を制限または安定化するために使用されるデバイスを意味します。クランプは、電子回路の過電圧または過電流を防ぎ、デバイスまたは回路を保護します。

クランプは通常、ダイオードを使用して実装されます。

ダイオードには双方向電流パスがあり、前方向に動作する場合、電圧は許容範囲内で通過し、逆方向に動作する場合、電圧を制限して保護します。

これは、過電圧または過電流が回路の他の部分を損傷する可能性がある状況を防ぎます。

クランプは、さまざまな目的に使用できます。

最も一般的な用途の1つは、電圧過電流保護です。

電圧または電流が特定のしきい値を超えると、クランプは回路を安全な範囲内に保つために動作します。

これにより、コンポーネントや回路が損傷または障害が発生しないようにします。

クランプは、信号処理回路でも使用されます。

たとえば、クランプダイオードを使用して、信号のピーク値を制限し、目的の電圧レベルに保つことができます。

要約すると、電子コンポーネントの「クランプ」とは、電圧または電流を制限または安定化するために使用されるデバイスを意味します。

クランプはダイオードを使用して、過電圧や過電流を防ぎ、デバイスまたは回路を保護します。

クランプは、電圧過電流保護および信号処理回路で使用できます。