データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



COILS データシート, PDF

検索されたキーワード : 'COILS' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Littelfuse
00557900 Datasheet pdf image
127Kb/1P
EBS Coils ??24V ??HYTREL and Polyurethane ??ISO 7638-1
00556170 Datasheet pdf image
108Kb/1P
ABS Coils ??24V/12V ??HYTREL and Polyurethane ??ISO 7638-1 and ISO 7638-2

1


1



COILS とは


コイルは、電気エネルギーを保存して電気信号を送信するために使用される電子コンポーネントです。

コイルは通常、ワイヤを形成する導体が特定の形状で巻かれる構造でできています。

コイルには、電気エネルギーを保存および送信するため、多くの用途があります。

最も一般的には、電圧ステッピング、フィルタリング、誘導、発電機、モーターなどで使用されます。

コイルは基本的に電磁の原理を使用して動作します。

電流がコイルを流れると、コイルの周りに電磁界が生成されます。

この電磁界は、電流を流れるコイルによって生成され、他の電子部品に電気信号を送信するか、電気エネルギーを貯蔵するために使用できます。

コイルは、電子部品の中で非常に多様です。典型的な例には、誘導コイル、変圧器、ソレノイド、RFコイルが含まれます。

各コイルは、磁場の強度、電流の流れの方向、コイルのサイズ、コイルに使用される材料に応じて、さまざまな目的に使用されます。