データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



COMPARATOR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'COMPARATOR' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Interpion semiconductor
IP102 Datasheet pdf image
135Kb/12P
Dual OPAmp-Dual Comparator and Adj. Shunt Regulator

1


1



COMPARATOR とは


電子コンポーネントでは、「コンパレータ」とは、比較操作を実行する機能を持つデバイスを意味します。

「コンパレータ」は、2つの入力値を比較し、入力信号の相対的な大きさを決定して出力を生成する責任があります。

コンパレータは、アナログまたはデジタル信号を比較するために使用されます。

これは、主に、アナログからデジタルコンバーター(ADC)回路、電圧レベルの検出、デジタル信号処理などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

コンパレータは、入力信号の相対的な大きさを比較し、大きな入力に対して正、小さな入力に対して負、等しい入力の場合はゼロに等しい出力値を生成します。

コンパレータには、通常、比較操作の内部電圧参照または基準値があります。

入力信号が基準値よりも大きいか、それほど小さい、または等しいかに基づいて出力を決定します。

コンパレータの出力はデジタルロジックレベルとして表され、さまざまなタイプのコンパレータが開発され、主に高速、低電力、精度などの特性に従って使用されます。

コンパレータは、デジタルシステム、通信システム、センサーインターフェイスなどのさまざまなアプリケーションで使用され、信号処理と意思決定に重要な役割を果たします。

コンパレータの機能と特性が選択され、設計要件に応じて使用され、電子部品市場でさまざまなタイプとモデルが提供されます。