データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



CONNECT データシート, PDF

検索されたキーワード : 'CONNECT' - 結果は: 2 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AFBR-0548Z Datasheet pdf image
44Kb/2P
Connect 0V to GND pin of 3 pin connector
HFBR-0540Z Datasheet pdf image
118Kb/2P
Connect 5 V supply voltage to TXVCC and RXVCC

1


1



CONNECT とは


電子コンポーネントでは、「Connect」は接続を意味する用語です。電子コンポーネントは、さまざまな方法で接続および相互作用し、電気信号、データ、電源を提供します。

「Connect」には、さまざまな意味や用途があります。いくつかの例は次のとおりです。

ワイヤコネクタ:電子コンポーネントでは、ワイヤコネクタを使用してワイヤまたはワイヤを接続できます。それを通して、電気信号または電力を送信し、回路を完了することができます。ワイヤーコネクタには、ピンやソケット、スプライス、端子ブロックなど、さまざまな形があります。

ボードコネクタ:ボードコネクタは、電子コンポーネントのボード間の接続に使用できます。ボードコネクタは通常、端子またはピン、ソケットの形で提供され、さまざまなボードを接続して、データまたは信号が合格または通信できるようにします。

インターフェイスコネクタ:コネクタを使用して、他の電子コンポーネントまたはデバイスとインターフェイスできます。たとえば、USBコネクタ、HDMIコネクタ、イーサネットコネクタなどは、それぞれUSB、HDMI、およびイーサネットインターフェイスをサポートし、対応する関数を使用できます。

外部コネクタ:外部デバイスに接続するための電子コンポーネントにはさまざまな外部コネクタがあります。たとえば、パワーアダプターコネクタ、オーディオ/ビデオコネクタ、および通信コネクタ。これにより、他のデバイスに接続してデータを送信し、電力を供給し、オーディオ/ビデオ信号を送信できます。

「Connect」とは、電子コンポーネントで互いに接続および相互作用するさまざまな方法を指します。接続性は、電子コンポーネントの動作を制御し、他のコンポーネントまたはデバイスと対話できるようにする重要な要素です。