データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



CONNECTOR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'CONNECTOR' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Nais(Matsushita Electri...
CT2-20 Datasheet pdf image
249Kb/4P
CT-2 CONNECTOR TERMINAL

1


1



CONNECTOR とは


「コネクタ」は、電子コンポーネントで最も重要なコンポーネントの1つです。

「コネクタ」は、電子デバイスまたは回路内の他の部品またはデバイスと接続するために使用されます。

「コネクタ」には多くのタイプとサイズがあり、一般的に次の機能を実行します。

電気接続:電気信号の送信に使用されます。

機械的接続:部品を確実に修正し、互いに接続します。

信号伝送:データ、ビデオ、オーディオなどの信号を送信します。

電力供給:電源を届け、回路を電源に接続します。

「コネクタ」にはさまざまな形があります。いくつかの例は次のとおりです。

プラグ:電力または信号を送信するために使用されます。

ソケット:プラグと交尾し、接続ポイントを提供するために使用されます。

ヘッダー:PCBに接続され、他の回路またはコンポーネントに接続されています。

ラックおよびパネルマウントコネクタ:コンピューターまたはその他の電子機器で使用され、ラックまたはパネルに固定されています。

これらのコネクタは、電子機器と電気回路で非常に重要な役割を果たし、信頼性と安定性を確保します。