データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



CONTACTOR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'CONTACTOR' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
American Electronic Com...
30C25 Datasheet pdf image
693Kb/5P
30C 25FLA Definite Purpose Contactor

1


1



CONTACTOR とは


電子コンポーネントでは、「コンタクタ」とは、電気回路の接触を電気的に開閉するのに役割を果たすデバイスを指します。それらは通常、大きな電流を処理し、電力回路を制御するために使用されます。コンタクターは通常、電磁的な方法で動作し、電動モーター、発電機、電源システムなどのさまざまなアプリケーションで使用されます。

コンタクタは主にスイッチングデバイスとして使用され、通常、非常に大きな電流を処理できます。主な成分には、電子、ソレノイド、接触点が含まれます。コンタクタは、ソレノイドをアクティブにして、電源が加えられたときに接触点を開閉することにより、電気接触を制御します。

コンタクターには、さまざまな機能と機能がある多くのタイプがあります。これらの特性には、現在の容量、電圧などが含まれます。さらに、コンタクターは、定格の電流と電圧、動作方法、およびシールド能力に応じて、さまざまな仕様とサイズで利用できます。

電子コンポーネントでは、「コンタクタ」とは、電気回路内の電気接触を制御するデバイスを意味します。それらは、大きな電流を処理し、電力回路を制御するために使用され、さまざまなアプリケーションで利用されています。