データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



DETECTOR データシート, PDF

検索されたキーワード : 'DETECTOR' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Gamma Microelectronics ...
GM5510 Datasheet pdf image
183Kb/15P
STANDARD VOLTAGE DETECTOR

1


1



DETECTOR とは


電子コンポーネントでは、「検出器」とは通常、電子信号を検出し、それらの信号を測定、分析、または処理するために使用されるデバイスまたは回路を指します。検出器は入力信号を検出し、それを別のフォームに変換して、ユーザーに情報を提供したり、他のシステムと対話したりできるようにします。

以下を含む、一般的に使用される検出器にはいくつかの種類があります。

光検出器:光センサーまたはフォトセルとも呼ばれる光検出器は、光の存在、強度、または頻度を検出し、電気信号に変換します。光通信、自動車照明、光センシングなど、さまざまなアプリケーションで光検出器が使用されています。

熱検出器:熱検出器は温度を検出し、電気信号に変換します。熱検出器は、熱イメージング、環境監視、温度測定など、さまざまな用途で使用されます。

電流センサー:電流検出器は、流れる電流の量を検出し、電気信号に変換します。電流検出器は、電源監視、自動車のバッテリー管理、電子機器の保護などに使用されます。

電圧検出器:電圧検出器は、回路またはシステムの電圧を検出し、電気信号に変換します。電源検出器は、電源監視、電圧安定化、バッテリー管理などに使用されます。

ラジオレシーバー:無線レシーバーを使用して、無線信号を検出し、音声またはデータを回復します。ラジオレシーバーは、ラジオ放送、ラジオ通信、衛星受信などに使用されます。

センサーインターフェイス回路:センサーインターフェイス回路は、さまざまなタイプのセンサー信号を検知および処理するための回路を提供します。センサー界面回路は、センサー信号の増幅、変換、フィルタリング、およびデジタル化を実行します。

これとは別に、異なるタイプの検出器が電子機器で使用されています。検出器は、信号を検出し、これらの信号を利用してさまざまなアプリケーションで有用な機能を実行することにより、電子システムで重要な役割を果たします。