データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



DIFFERENTIAL データシート, PDF

検索されたキーワード : 'DIFFERENTIAL' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
API Technologies Corp
SD0060CN02270T Datasheet pdf image
129Kb/3P
60 MHz SAW Differential delay Line 6 MHz Bandwidth

1


1



DIFFERENTIAL とは


電子機器の差は、2つの信号または電圧の差を測定または処理する方法を指します。 2つの信号は通常同じ大きさですが、反対方向に伝播されます。

微分は、電子回路の非常に重要な概念の1つです。

これには、ノイズやインターフェイスから信号を保護し、信号品質の向上、高速データ送信の可能性など、多くの利点があります。

エレクトロニクスで微分を使用する例は次のとおりです。

微分アンプ:微分アンプは、2つの入力信号の差を測定し、この差信号を増幅する回路です。

これにより、入力信号ノイズまたは一般的なモードノイズの補償が可能になります。

微分伝送ライン:差動透過路は、2つの平行電気信号回路で構成されています。

この回路は、高周波数でノイズとインターフェイスを減らし、データレートを上げるために使用されます。

微分信号:微分信号は、2つの信号間の差を使用してデータを送信する方法です。

この方法により、ノイズ減衰と高速データ伝送が可能になります。

このようにして、ディファレンシャルは電子コンポーネントのさまざまな機能と利点を提供します。