データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



DIFFUSED データシート, PDF

検索されたキーワード : 'DIFFUSED' - 結果は: 5 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Seoul Semiconductor
FB102 Datasheet pdf image
283Kb/13P
1.6*0.8*0.6 mm Untinted, Diffused flat mold
HBTGFR421-W Datasheet pdf image
1Mb/14P
1.6*1.5*0.5 mm Untited, Diffused flat mold
FR104-II1 Datasheet pdf image
277Kb/13P
1.6*0.8*0.4mm Untinted, Diffused flat mold Dominant Wavelength: 625nm
GR101 Datasheet pdf image
285Kb/13P
1.6*0.8*0.8 mm Untinted, Diffused flat mold Dominant Wavelength: 570nm
HBTGFR421-KR Datasheet pdf image
1Mb/13P
1.6*1.5*0.5 mm Untited, Diffused flat mold Wavelength: -.Red: 625nm Green: 525nm Blue: 472nm

1


1



DIFFUSED とは


電子コンポーネントでは、「拡散」は半導体製造プロセスで一般的に使用される用語です。

半導体製造プロセスでは、「拡散」とは一般に、不純物を半導体材料に溶解し、酸化反応を引き起こして目的の半導体デバイスを作成する技術を指します。

これらの技術は、半導体デバイスの特性を決定する上で重要なプロセスの1つです。

たとえば、シリコンを使用した半導体デバイスでは、拡散(不純物を融解することにより酸化反応を引き起こす技術)が一般的に使用され、デバイス内にPN接合部(陽性接合部)を形成します。

このPN接合部は、さまざまな電子コンポーネントで使用されるダイオード、トランジスタ、および積分回路の基本的なコンポーネントの1つであり、半導体デバイスの電気特性を決定する重要な要素です。