データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



EMITTER データシート, PDF

検索されたキーワード : 'EMITTER' - 結果は: 6 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
International Rectifier
IRAM136-1060A Datasheet pdf image
259Kb/17P
10A, 600Vwith Open Emitter Pins
IRAM136-0760A2 Datasheet pdf image
258Kb/17P
5A, 600V with Open Emitter Pins
IRAMX20UP60A Datasheet pdf image
240Kb/17P
20A, 600V with open Emitter Pins
IRGS14C40L Datasheet pdf image
155Kb/11P
IGBT with on-chip Gate-Emitter and Gate-Collector clamps
IRGS14C40LPBF Datasheet pdf image
288Kb/11P
IGBT with on-chip Gate-Emitter and Gate-Collector clamps
IRGS14C40LTRLP Datasheet pdf image
171Kb/12P
IGBT with on-chip Gate-Emitter and Gate-Collector clamps

1


1



EMITTER とは


電子コンポーネントでは、「エミッタ」とは、電子または電磁波を放出する関数またはデバイスを指す用語です。 「エミッタ」は、主に半導体デバイス、特にさまざまな電磁波伝送および受信技術とレーザーダイオードで使用されます。

双極ジャンクショントランジスタ(BJT)のエミッタ:BJTは、3つの端子を備えた半導体デバイスで、ベース、コレクター、エミッタで構成されています。ベースとエミッタの間に電流を注入することにより、コレクターとエミッタの間の電流が制御され、トランジスタ操作が実現されます。エミッターは、電子に基づいて脱落の役割を果たします。

フィールドエフェクトトランジスタ(FET)のエミッタ:FETはプレートとゲートで構成され、プレート間の電流を制御するためにゲートに電圧が適用されます。 FETでは、エミッタは電子が流れるプレートとして機能します。

レーザーダイオードのエミッタ:レーザーダイオードを使用して、特定のタイプの半導体デバイスで作られたレーザーを放出して、強い光源を作成します。レーザーダイオードのアクティブな領域は、エネルギーを放出し、「エミッタ」と呼ばれる光を生成します。

ワイヤレス通信のエミッタ:ワイヤレス通信システムで信号を生成して放射波を放出するデバイスは、「エミッタ」と呼ぶことができます。ワイヤレス通信では、無線周波数波または赤外線光線を放出するデバイスが「エミッタ」として機能します。

「エミッター」は、電子コンポーネント設計とワイヤレス通信技術の重要な概念として使用され、電子コンポーネントの動作と機能を理解するのに役立ちます。