データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



ETHERNET データシート, PDF

検索されたキーワード : 'ETHERNET' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Hirose Electric
IX Datasheet pdf image
296Kb/6P
Conforming to IEC Standard The Next-Generation Ethernet Connector for Industrial Equipment

1


1



ETHERNET とは


電子コンポーネントでは、「イーサネット」は、コンピューターネットワークで最も広く使用されている有線ローカルネットワーク(ローカルエリアネットワーク)テクノロジーです。イーサネットは、コンピューターとネットワークデバイスが相互に通信してデータを交換できるようにする標準化された通信プロトコルのセットです。

イーサネットは、1970年代にXerox、Intel、およびDEC(Digital Equipment Corporation)が共同で開発した技術であり、最初は10 Mbpsの速度(1秒あたりのメガビット)でデータを送信しました。ただし、速度は時間の経過とともに改善されており、今では1秒あたり10ギガビット(GBPS)以上の速度でデータを転送できるようになりました。さらに、イーサネットテクノロジーは、有線形状とワイヤレスフォームに進化するため、さまざまなアプリケーションで使用されています。

イーサネットは、CSMA/CD(衝突検出による複数のアクセス)プロトコルを使用して、ネットワーク内の衝突を検出および回避することにより機能します。さらに、IEEE 802.3と呼ばれる標準に従い、それに基づいて、さまざまなイーサネットタイプと速度が定義されています。

イーサネットは現在、オフィス、家庭、データセンター、産業サイトなどのさまざまな環境でコンピューターとネットワークデバイスを接続するために使用されており、インターネットへのアクセスにも広く使用されています。また、モノのインターネット(IoT)などの新しいテクノロジーとの統合により、より多くのデバイスがイーサネットを使用して相互に通信し、データを交換しています。