データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



FET データシート, PDF

検索されたキーワード : 'FET' - 結果は: 4 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Dialog Semiconductor
SLG7NT41021 Datasheet pdf image
218Kb/8P
DDR Sequencer and FET Driver
SLG46116 Datasheet pdf image
901Kb/88P
Soft-Start 1.25 A P-FET Power Switch
SLG46867 Datasheet pdf image
1Mb/208P
GreenPAK Programmable Mixed-Signal Matrix with Dual 44 m廓/2 A P-FET
SLG46517 Datasheet pdf image
1Mb/190P
GreenPAK Programmable Mixed-Signal Matrix with ASM and Dual 44 m廓/2 A P-FET

1


1



FET とは


FETはフィールドエフェクトトランジスタの略で、電子コンポーネントの1つです。

FETは、入力電圧の大きさと方向に応じて出力電流を制御するデバイスです。

FETは電力が少なく、高周波および高性能アプリケーションに適しています。

FETは、電気信号をチャネルに適用して、その導電率を制御することで機能します。

従来の双極トランジスタとは異なる方法で動作します。

FETは、チャネルを形成する半導体要素に電圧を適用することにより、チャネル内の電流を誘導します。

このようにして、FETは少量の電力を使用して出力電流を制御します。

MOSFET(金属酸化物半導体FET)やJFET(ジャンクションFET)など、さまざまな種類のフェットがあります。

MOSFETは最も一般的なタイプであり、電気的に分離されたチャネルを使用して動作します。

JFETは、PN接合部を使用してチャネルを形成する構造であり、電圧を適用せずに動作する構造です。

FETは電子コンポーネントで広く使用されています。主なアプリケーションは、高周波および高性能アプリケーション、統合回路、アンプ、スイッチングサーキット、フィルターなどです。

FETは、従来の双極トランジスタよりも低い電力消費と高速を提供することにより、電子デバイスのパフォーマンスを改善する上で大きな役割を果たします。