データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



FIELD データシート, PDF

検索されたキーワード : 'FIELD' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Wuxi NCE Power Semicond...
NCE4618SP Datasheet pdf image
323Kb/6P
NCE Common-Drain Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

1


1



FIELD とは


「フィールド」という用語は、エレクトロニクスの分野で多くの点で使用できます。以下に、一般的に使用される意味のいくつかについて説明します。

フィールド効果トランジスタ(FET):フィールド効果トランジスタは、電子コンポーネントの重要なコンポーネントの1つです。電気特性はゲート電圧によって制御され、主にアンプ、スイッチ、ロジック回路などのさまざまなアプリケーションで使用されます。

フィールドアレイ:所定のパターンに従っていくつかの要素が配置される構造。電子コンポーネント設計では、これらの配置を使用して、さまざまなセンサー、デバイス、または要素を組み合わせて複雑なシステムを構築できます。

磁場:電子成分のフィールドでは、磁場は磁気センサー、スピーカー、モーターなどの多くのデバイスで重要な役割を果たします。磁場は、電流または磁気を使用して動作するさまざまな成分に影響します。

電界:電子成分の設計では、電界は電気的相互作用を表し、電気信号伝達に関連するさまざまな要因に影響します。

電磁場:電子部品と電気装置の動作原理と特性を説明するために使用される概念。これは、電界と磁場の組み合わせで構成されており、無線波や信号伝送に関連する多くのアプリケーションで重要な役割を果たします。

FPGA(フィールドプログラム可能なゲートアレイ):FPGAはプログラム可能なデジタルロジックデバイスであり、必要に応じてデジタル回路を構成および再プログラムできる半導体デバイスです。

そのため、「フィールド」という用語は、電子コンポーネントの分野でのさまざまな概念とアプリケーションを表す非常に用途の広い用語です。コンテキストに応じて、特定の意味を特定できます。