データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



FLEXIBLE データシート, PDF

検索されたキーワード : 'FLEXIBLE' - 結果は: 2 (1/1) Pages
No Search Result...
入力キーワードを変更して再度検索を行ってください。
再検索でも部品番号 を見つからない場合は、残念なことに当サイトでは検索できないのデータシートです。当サイトでは、毎日、リクエストされた部品番号を更新しています。
部品番号 が更新されるまでしばらくお待ちください。ご不便をおかけし大変申し訳ありません。

1


1



FLEXIBLE とは


「柔軟性」という用語は、電子コンポーネントと電子デバイスの設計におけるさまざまなコンテキストで使用できます。 「柔軟性」という用語に関連するいくつかの可能なアプリケーションとコンテキストを次に示します。

柔軟な電子機器:この用語は、電子コンポーネントと回路が柔軟な薄膜ボードまたは柔軟な基板上に構築されている場合に使用されます。柔軟な電子機器は、より軽く、薄く、古典的な電子基板と比較して湾曲した形に曲がることがあります。柔軟な電子機器は、スマートフォンディスプレイ、衣類に埋め込まれた電子機器、有機太陽電池など、さまざまなアプリケーションで使用されています。

フレキシブルプリント回路基板(FPCB):フレキシブルPCBは、電子コンポーネントを接続するための柔軟な回路基板です。固定されたPCBとは異なり、FPCBは製品の湾曲した形状に適合するように設計されており、カスタマイズされた形状に曲がることができます。

柔軟なディスプレイ:一部のスマートフォンやその他の電子デバイスは、柔軟なディスプレイテクノロジーを使用して、表示画面を曲げることができます。これらのディスプレイにより、電子コンポーネントの設計がより柔軟になり、ユーザーに新しいエクスペリエンスを提供します。

柔軟なパッケージング:電子コンポーネントと半導体デバイスのパッケージでの柔軟な材料と設計の使用を指します。製品のサイズと形状を最適化および保護するために使用されます。

柔軟な接続性:これは、電子コンポーネントとシステム間の柔軟な接続の技術を指すことができます。たとえば、柔軟な配線またはワイヤレス接続テクノロジーは、電子デバイス間の柔軟なデータと電力接続を提供します。

「柔軟性」という用語は、さまざまなアプリケーションで異なる意味を持つことができ、コンテキストに応じて解釈する必要があります。ただし、電子コンポーネントと電子デバイス設計の分野では、柔軟な技術と材料が、製品設計の革新と多様性を高める上で重要な役割を果たします。