データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



HALL データシート, PDF

検索されたキーワード : 'HALL' - 結果は: 1 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
TRINAMIC Motion Control...
TMC4671 Datasheet pdf image
4Mb/157P
Encoder Engine: Hall analog/digital, Encoder analog/digital

1


1



HALL とは


「ホール」は、主に「ホール効果」に関連する電子コンポーネントと電子技術の分野で使用される用語の1つです。ホール効果は、電気的および磁気特性の研究と電気信号の検出に重要な役割を果たす現象です。

ホール効果:ホール効果は、電流が流れる導体(半導体や金属など)内の磁場によって引き起こされる電圧の違いを指します。この現象は、1879年にエドウィンホールによって最初に観察され、その後さまざまなアプリケーションで利用されています。

ホール効果は、主にいくつかの主要な用途に関連付けられています。

ホールセンサー:ホール効果に基づくセンサーは、磁場の測定と検出に使用されます。自動車、電子機器、自動化、およびその他のアプリケーションでの速度測定、回転検出、位置測定などに使用されます。

スイッチと近接センサー:ホールセンサーは、オブジェクトのアプローチを検出するために使用されます。オブジェクトが磁場を乱すと、センサーによって信号が生成され、イベントを検出し、制御のために利用できます。

電流センシング:ホールセンサーは、電流を測定するために使用されます。これにより、回路または電気デバイスの現在の状態を監視および制御できます。

自動車用アプリケーション:自動車では、ホールセンサーは速度、回転速度、方向などを測定するために使用されます。たとえば、ABS(アンチロックブレーキシステム)およびESP(電子制御された安定性)システムで利用されます。

磁気記録メディア:ホール効果を使用した磁気記録メディア(ハードディスクドライブなど)のデータの読み取りと書き込みに使用されます。

ホール効果は、磁場と電流の間の相互作用に基づいているため、電子コンポーネントとセンサーの設計において重要な役割を果たします。ホールセンサーとホール効果は、さまざまなテクノロジーとアプリケーションで使用され、電気情報と磁気情報を収集および利用します。