データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  



HEIGHT データシート, PDF

検索されたキーワード : 'HEIGHT' - 結果は: 4 (1/1) Pages
メーカー部品番号データシート部品情報
Company Logo Img
Taoglas antenna solutio...
MA220.LB.001 Datasheet pdf image
4Mb/36P
Height 12mm Diameter 62.8mm
IS.04.B.301111 Datasheet pdf image
1Mb/17P
Low profile-Height 29mm and diameter 49mm
CC.001 Datasheet pdf image
415Kb/8P
SMT C-Clip Connector with 1mm Working Height
RECE-20279-001E.01 Datasheet pdf image
280Kb/7P
IPEX MHF Receptacle Compatible with IPEX MHFII, Hirose U.FL Mating Height: 2.5mm MAX 2,500 pieces per reel

1


1



HEIGHT とは


電子コンポーネントでは、高さはコンポーネントの高さを記述するために使用される用語です。

これは、電子部品の設計と製造において最も重要な要因の1つです。

電子コンポーネントの高さは、コンポーネントのサイズと形状、およびその取り付け位置に依存します。

たとえば、コンデンサや抵抗器などの一般的な成分は、高さの数ミリメートルから数十ミリメートルまでの範囲です。

ただし、ボード内で直接露出していないマイクロチップなどの小さなコンポーネントの場合、高さは数マイクロメートルから数ミリメートルまでの範囲です。

部品の高さは、それが何のために設計されているか、どこで使用されているかによって異なります。

たとえば、スペースが非常に限られているため、モバイルデバイスなどの小さな電子製品には低プロファイルコンポーネントが必要です。

一方、大規模な電子製品の場合、背の高いコンポーネントを使用できるため、より高い出力を備えたより大きな容量のコンデンサまたは半導体デバイスを使用できます。

したがって、電子コンポーネントでは、高さはコンポーネントのサイズと設計に大きく影響する最も重要な要因の1つです。

これを念頭に置いてコンポーネントを選択および設計することにより、電子コンポーネントのパフォーマンスと機能を最適化できます。